công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

48ASSP2S2M3QAT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Grayhill, Inc

tên linh kiện 48ASSP2S2M3QAT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Slide Switches
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GRAYHILL [Grayhill, Inc]
Trang chủ  http://www.grayhill.com
Logo GRAYHILL - Grayhill, Inc

48ASSP2S2M3QAT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Grayhill, Inc

  48ASSP2S2M3QAT Datasheet HTML 1Page - Grayhill, Inc 48ASSP2S2M3QAT Datasheet HTML 2Page - Grayhill, Inc 48ASSP2S2M3QAT Datasheet HTML 3Page - Grayhill, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Grayhill, Inc. • 561 Hillgrove Avenue • LaGrange, Illinois 60525-5997 • USA • Phone: 708-354-1040 • Fax: 708-354-2820 • www.grayhill.com
THK. .030 (0.76)
THK. .030 (0.76)
.030 (0.76) THK.
3
2
1
.152 SQ.
(3.86)
.040
(1.02)
.152 SQ.
(3.86)
.485
(12.32)
.152 SQ.
(3.86)
.310
(7.88)
.152
(3.86)
.200
(5.08)
.325
(8.26)
.080
(2.03)
.047
(1.19)
.156
(3.96)
.078
(1.98)
.189
(4.80)
.250
(6.36)
.050
(1.27)
.062
(1.57)
.250
(6.35)
EPOXY SEAL
.189
(4.80)
.030
(0.76)
.185
(4.70)
.152
(3.86)
.125
(3.18)
.046
(1.17)
.050
(1.27)
.375
(9.53)
.186
(4.72)
.500
(12.70)
.520
(13.21)
.106
(2.69)
.014
(0.36)
.520
(13.21)
.185
(4.70)
.375
(9.53)
Ø.073
(Ø1.85)
.260
(6.60)
6
5
4
14
3
2
1
1
2
3
1
2
3
.030
(0.76)
.185
(4.70)
.152
(3.86)
.125
(3.18)
.046
(1.17)
.500
(9.53)
.186
(4.72)
.500
(12.70)
.520
(13.21)
.106
(2.69)
.014
(0.36)
.520
(13.21)
.500
(12.70)
.150
(3.81)
.050
(1.27)
EPOXY
SEAL
.450
(11.43)
.185
(4.70)
Ø.073
(Ø1.85)
.150
(3.81)
EPOXY
SEAL
.050
(1.27)
.186
(4.72)
.152
(3.86)
.014
(0.36)
.400
(10.16)
.030
(0.76)
.150
(3.81)
.106
2.69
.500
(12.70)
.175
(4.45)
.046
(1.17)
.260
(6.60)
.175
(4.45)
.400
(10.16)
.150
(3.81)
Ø.073
(Ø1.85)
S6
ACTUATOR OPTIONS In inches (and millimeters)
S5
For DPDT Only
S7
T1
For DPDT Only
TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)
M1
Solder Lug
M2
P.C. Mount (Std)
M3
P.C. Mount, Quick Connect
M7
M6
Series 48A: Slide Switches
SPDT
DPDT
SPDT
Right Angle P.C. Mount,
Vertical Actuation
Right Angle P.C. Mount,
Horizontal Actuation
Slide
5



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com