công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCR22SZPL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện HCR22SZPL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HCR22SZPL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HCR22SZPL Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Rails pour montage sur bâti de 19 po et trousse d'adaptateur
de largeur HMER Series
Permettent d'obtenir les espacements exigés pour les bâtis de 19 po
dans des armoires de 600 mm de largeur
Permettent d'obtenir les espacements exigés pour les bâtis de 19 po
dans des armoires de 800 mm de largeur lorsqu'ils sont combinés avec
les ensembles d'adaptateurs de largeur (no de pièce HAK19800).
Se montent directement sur le cadre en position complètement à
l'avant ou complètement à l'arrière ou peuvent être réglés en continu
en profondeur de l'avant vers l'arrière lorsqu'ils sont utilisés avec des
profilés ajourés de profondeur (vendus séparément).
Les rails en acier de calibre 12 sont fournis avec la quincaillerie
d'assemblage et comportent un revêtement plaqué zinc transparent
(ZPL).
Rails à trous carrés avec espacements EIA.
Vendus par paires.
Mounting Space
Use with H
Part Number
Style
U
Inches
HPR16SZPL
Panel (L shape)
33
58
1600
HPR18SZPL
Panel (L shape)
38
67
1800
HPR20SZPL
Panel (L shape)
42
74
2000
HPR22SZPL
Panel (L shape)
47
82
2200
HCR16SZPL
Combination
33
58
1600
HCR18SZPL
Combination
38
67
1800
HCR20SZPL
Combination
42
74
2000
HCR22SZPL
Combination
47
82
2200
Part Number
Description
HA K19800
Adapts 800mm wide cabinets to 19" rack mounting (includes 4 brackets)
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Số phần tương tự - HCR22SZPL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
HCR22SZPL HAMMOND-HCR22SZPL Datasheet
104Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Mô tả tương tự - HCR22SZPL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
1418SWF HAMMOND-1418SWF Datasheet
83Kb / 2P
Cadres pivotants pour armoires autoportantes pour montage sur b창ti de 19 po
DRMK HAMMOND-DRMK Datasheet
66Kb / 1P
Trousse de montage de rails DIN
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
PJPMK HAMMOND-PJPMK Datasheet
81Kb / 1P
Trousse de montage sur poteau
PMK HAMMOND-PMK Datasheet
64Kb / 2P
Trousse de montage sur poteau
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
Armoire de table ou pour montage sur bati
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSDP HAMMOND-RSDP Datasheet
58Kb / 1P
Porte de securite a charniere pour montage sur rails
S2CMK HAMMOND-S2CMK Datasheet
68Kb / 1P
Trousse de montage pour ecrans cathodiques
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com