công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NSSW129 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NSSW129
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPECIFICATIONS FOR WHITE LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NSSW129 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NICHIA CORPORATION

Back Button NSSW129 Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 10Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 11Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 12Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 13Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 14Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 15Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 16Page - NICHIA CORPORATION NSSW129 Datasheet HTML 17Page - NICHIA CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
NICHIA STS-DA1-2364 <Cat.No.120330>
12
FORWARD CURRENT CHARACTERISTICS / TEMPERATURE CHARACTERISTICS
管理番号
No.
NSSW129
STS-DA7-2618
Taxy
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
-40°C
0°C
25°C
50°C
110°C
x
Ifxy
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
1mA
5mA
30mA
50mA
200mA
x
30mA
IFP=
周囲温度-色度特性
Ambient Temperature vs
Chromaticity Coordinate
順電流-色度特性
Forward Current vs
Chromaticity Coordinate
TA=25°C
* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com