công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2654 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện 2SC2654
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SC2654 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2SC2654 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SC2654 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SC2654 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC2654
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCE(sat)-1
Collector-emitter saturation voltage
IC=3A ;IB=0.1A
0.3
V
VCE(sat)-2
Collector-emitter saturation voltage
IC=5A ;IB=0.5A
0.6
V
VBE(sat)-1
Base-emitter saturation voltage
IC=3A ;IB=0.1A
1.5
V
VBE(sat)-2
Base-emitter saturation voltage
IC=5A ;IB=0.5A
2.0
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=40V; IE=0
10
µA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
10
µA
hFE-1
DC current gain
IC=3A ; VCE=1V
40
320
hFE-2
DC current gain
IC=5A ; VCE=1V
20
Switching times
ton
Turn-on time
1.0
µs
ts
Storage time
2.5
µs
tf
Fall time
IC=5.0A
IB1=0.5 A ,IB2=-0.5A
VCC>20V, RL=4.0@
1.0
µs
hFE-1 Classifications
M
L
K
J
40-80
60-120
100-200
160-320



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com