công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V300LA20AP.. bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Littelfuse

tên linh kiện V300LA20AP..
Giải thích chi tiết về linh kiện  LA Varistor Series
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

V300LA20AP.. bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Littelfuse

Back Button V300LA20AP.. Datasheet HTML 5Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 6Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 7Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 8Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 9Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 10Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 11Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 12Page - Littelfuse V300LA20AP.. Datasheet HTML 13Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
Varistor Products
©2012 Littelfuse, Inc.
Revision: February 9, 2012
LA Varistor Series
Radial Lead Varistors > LA Series
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.littelfuse.com/series/la.html for current information.
Symbol
Description
Model Size
7mm
10mm
14mm
20mm
P
Pitch of Component
P
0
P
1
P
2
F
Lead to Lead Distance
h
Component Alignment
2.0 Max
2.0 Max
2.0 Max
2.0 Max
W
Tape Width
W
0
W
1
W
2
0.5 Max
0.5 Max
0.5 Max
0.5 Max
H
Component Base
H
0
H
1
32.0 Max
36.0 Max
40.0 Max
46.5 Max
D
0
T
Total Tape Thickness
U
8.0 Max
8.0 Max
8.0 Max
8.0 Max
P
Component Alignment
Tape and Reel Specifications (continued)
Standard Bulk Pack Quantity
Varistor Voltage Model
Standard Bulk Pack Quantity
Varistor Model Size
7mm
10mm
14mm
20mm
1500
1000
700
500
1500
1000
600
400
1500
1000
500
400
660
1000
500
400
680
1000
400
300
1000
300
200



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com