công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-60PR2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-60PR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phone Tip Alligator Clip
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-60PR2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-60PR2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
• Phone Tip Alligator Clip
• Accepts standard phone tip or test prod tip
• Jaw opens 0.31” (7.9 mm) max
• Material: nickel-plated steel
• Length: 1.97” (50 mm)
• Rating: 10 Amps
• RoHS Compliant
Part Number:
BU-60PR2
Description:
Phone Tip Alligator Clip
3507


Số phần tương tự - BU-60PR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-60 ETC2-BU-60 Datasheet
518Kb / 1P
Alligator Clip
BU-60C ETC2-BU-60C Datasheet
518Kb / 1P
Alligator Clip
BU-60C ETC2-BU-60C Datasheet
518Kb / 1P
Alligator Clip
BU-60CHS-0 ETC2-BU-60CHS-0 Datasheet
50Kb / 1P
Alligator Clip with Acetate Handle and Screw
BU-60CHS-2 ETC2-BU-60CHS-2 Datasheet
50Kb / 1P
Alligator Clip with Acetate Handle and Screw
More results

Mô tả tương tự - BU-60PR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pomona Electronics
1437 POMONA-1437 Datasheet
20Kb / 1P
Alligator Clip To Pin Tip Jack With Flex Boot
6264 POMONA-6264 Datasheet
20Kb / 1P
Probe Tip Alligator Clip Test Adapter
6576 POMONA-6576 Datasheet
87Kb / 1P
Booted Alligator Clip To Booted Alligator Clip
logo
List of Unclassifed Man...
BU-60 ETC2-BU-60 Datasheet
518Kb / 1P
Alligator Clip
BU-60C ETC2-BU-60C Datasheet
518Kb / 1P
Alligator Clip
BU-60HPR-0 ETC2-BU-60HPR-0 Datasheet
49Kb / 1P
Phone Tip Alligator Clip with Acetate Handle
BU-60U ETC2-BU-60U Datasheet
50Kb / 1P
Alligator Clip
BU-70 ETC2-BU-70 Datasheet
49Kb / 1P
Alligator Clip
logo
Keystone Electronics Co...
5033 KEYSTONE-5033 Datasheet
200Kb / 1P
SMALL ALLIGATOR CLIP
11.18.82
5038 KEYSTONE-5038 Datasheet
289Kb / 1P
ALLIGATOR CLIP
8.29.08
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com