công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCS-DDR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện HCS-DDR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HCS-DDR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HCS-DDR Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Data subject to change without notice. Isometric drawing not to scale.
www.hammondmfg.com
PART NO.
HCS-DDR
48.00 in
1219 mm
1
2
2
1
Item Number
Title
Quantity
1
CS SLIDING DOOR ASS'Y LH
1
2
CS SLIDING DOOR ASS'Y RH
1
24.91 in
633 mm
25.60 in
650 mm
35.62 in
905 mm
36.28 in
922 mm
CORR. POLYCARBONATE
INSERT
NOTES
Designed For 48" Wide Aisle
Painted Black Textured
Multi-Wall Polycarbonate Panel Fire Rated to CAN/ULC-S102.2
Includes Mounting Hardware
BOTTOM
BRUSH GASKET
PILE GASKET
80.90 in
2055 mm
84.81 in
2154 mm


Số phần tương tự - HCS-DDR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
HCS-DFG-36 HAMMOND-HCS-DFG-36 Datasheet
134Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
HCS-DFG-36 HAMMOND-HCS-DFG-36 Datasheet
74Kb / 2P
Systeme disolement thermique
HCS-DFG-42 HAMMOND-HCS-DFG-42 Datasheet
134Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
HCS-DFG-42 HAMMOND-HCS-DFG-42 Datasheet
74Kb / 2P
Systeme disolement thermique
HCS-DFG-48 HAMMOND-HCS-DFG-48 Datasheet
135Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Mô tả tương tự - HCS-DDR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
1487DV1 HAMMOND-1487DV1 Datasheet
155Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487DV2 HAMMOND-1487DV2 Datasheet
152Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487E12SS HAMMOND-1487E12SS Datasheet
55Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487E24 HAMMOND-1487E24 Datasheet
167Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487E48 HAMMOND-1487E48 Datasheet
188Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487E120 HAMMOND-1487E120 Datasheet
190Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487EHSS HAMMOND-1487EHSS Datasheet
14Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487EK HAMMOND-1487EK Datasheet
94Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487EL2SS HAMMOND-1487EL2SS Datasheet
16Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
1487EM6 HAMMOND-1487EM6 Datasheet
133Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com