công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT-4230-TF-LW135-R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Projects Unlimited, Inc.

tên linh kiện AT-4230-TF-LW135-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PUI [Projects Unlimited, Inc.]
Trang chủ  http://www.pui.com
Logo PUI - Projects Unlimited, Inc.

AT-4230-TF-LW135-R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Projects Unlimited, Inc.

  AT-4230-TF-LW135-R Datasheet HTML 1Page - Projects Unlimited, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Transducer (Piezo)
AT-4230-TF-LW135-R
J.D.
B.R.
R.W.
10/3/2008
-
Designed by
Checked by
Approved by
Drawn Date
1 / 1
Edition
Sheet
Date
9/18/2006
Date
9/18/2006
Date
9/18/2006
UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN
MILLIMETERS,
TOLERANCES
ARE ±0.5 AND
ANGLES ARE ±3°.
AT-4230-TF-LW135-R.idw
A3
SIZE
REVISION HISTORY
LTR
DESCRIPTION
DATE APPROVED
-
RELEASED FROM ENGINEERING
9/18/2006
A
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
10/3/2008
B.R.
SPECIFICATIONS
PARAMETERS
VALUES
UNITS
RATED VOLTAGE
10
Vp-p
OPERATING VOLTAGE RANGE
1 ~ 30
Vp-p
RATED CURRENT (MAX)
9mA
CAPACITANCE
25,000 ± 30%
pF
MINIMUM SPL @ 10 CM
96
dBA
RESONANT FREQUENCY
3,000 ± 500
Hz
OPERATING TEMPERATURE
-30 ~ +85
°C
STORAGE TEMPERATURE
-40 ~ +95
°C
HOUSING MATERIAL
ABS
-
TERMINAL MATERIAL
LEAD WIRES
-
WEIGHT
12
grams
THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO
PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR
REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR
WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED,
INC. IS PROHIBITED.
©2003, Projects Unlimited Inc.
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWL
WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.
n41.8
50
60
16
5
n3.4 (2)
135
`5
5
`2
n7 SOUND
EMISSION HOLE
BLACK (-)
RED (+)
UL1095 AWG #28


Số phần tương tự - AT-4230-TF-LW135-R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PUI audio inc.
AT-4230-TF-LW135-R PUIAUDIO-AT-4230-TF-LW135-R Datasheet
189Kb / 1P
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
More results

Mô tả tương tự - AT-4230-TF-LW135-R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Projects Unlimited, Inc...
AI-2304-TT-24V-2-R PUI-AI-2304-TT-24V-2-R Datasheet
160Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AI-2429-TWT-2-R PUI-AI-2429-TWT-2-R Datasheet
245Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AI-2604-TF-LW115-12V-R PUI-AI-2604-TF-LW115-12V-R Datasheet
203Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AI-2835-TF-LW150-3-R PUI-AI-2835-TF-LW150-3-R Datasheet
209Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AI-3035-TWT-3V-R PUI-AI-3035-TWT-3V-R Datasheet
256Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AI-3039-TWT-12V-R PUI-AI-3039-TWT-12V-R Datasheet
224Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AI-4228-P-C120-R PUI-AI-4228-P-C120-R Datasheet
199Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AI-4228-P-SP120-R PUI-AI-4228-P-SP120-R Datasheet
191Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AT-0927-TT-2-R PUI-AT-0927-TT-2-R Datasheet
200Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
AT-3425-TWT-R PUI-AT-3425-TWT-R Datasheet
220Kb / 1P
REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com