công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAF6B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MAF6B
Giải thích chi tiết về linh kiện  MA SERIES - MICRO-LIMIT SWITCHES
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MAF6B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MAF6B Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MAF6B Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MAF6B Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MAF6B Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MAF6B Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
H
APEM, PO BOX 8288, HAVERHILL, MA USA 01835-0788 TOLL FREE: (877) 246-7890 FAX: (781) 245-4531 E-mail: info@apem.com
H4
MA SERIES - MICRO-LIMIT SWITCHES
ORDER FORMAT
M A A 6 B
Series
Circuit & quick-connect terminals
Switch rating
Actuator style
MA
A Normally open (standard) .031 x .248" (0.8x6.3mm)
6 16(4)A 250 VAC
A Pin actuator
B Normally closed (standard) .031 x .248" (0.8x6.3mm)
7 3(0.1)A 250 VAC
B Hinge actuator
C Change-over (standard) .031 x .248" (0.8x6.3mm)
C Roller actuator
D Normally open, .031 x .248" (0.8x6.3mm), spacing .197" (5mm)
E Normally closed, .031 x .248" (0.8x6.3mm), spacing .197" (5mm)
F Change-over, .031 x .248" (0.8x6.3mm), spacing .197" (5mm)
G Normally open, .020 x .189" (0.5x4.8mm)
H Normally closed, .020 x .189" (0.5x4.8mm)
I
Change-over, .020 x .189" (0.5x4.8mm)
J Normally open, .031 x .189" (0.8x4.8mm)
K Normally closed, .031 x .189" (0.8x4.8mm)
L Change-over, .031 x .189" (0.8x4.8mm)
STANDARD MODELS
Quick-connect
.031x.248"
.031x.248"
.020x.189"
.031x.189"
terminal
(0.8x6.3mm)
(0.8x6.3mm)
(0.5x4.8mm)
(0.8x4.8mm)
pin spacing -
.197"(5mm)
Switching capacity
16(4)A
3(0.1)A
16(4)A
16(4)A
3(0.1)A
16(4)A
3(0.1)A
Pin plunger
NO
MAA6A
MAA7A
MAD6A
MAG6A MAG7A
MAJ6A
MAJ7A
NC
MAB6A
MAB7A
MAE6A
MAH6A
MAH7A
MAK6A
MAK7A
CO
MAC6A
MAC7A
MAF6A
MAI6A
MAI7A
MAL6A
MAL7A
Hinge lever
NO
MAA6B
-
MAD6B
MAG6B
-
MAJ6B
-
NC
MAB6B
-
MAE6B
MAH6B
-
MAK6B
-
CO
MAC6B
-
MAF6B
MAI6B
-
MAL6B
-
Roller lever
NO
MAA6C
-
MAD6C
MAG6C
-
MAJ6C
-
NC
MAB6C
-
MAE6C
MAH6C
-
MAK6C
-
CO
MAC6C
-
MAF6C
MAI6C
-
MAL6C
-
NO =
NORMALLY OPEN:
COM (1)
NO (4)
NC =
NORMALLY CLOSED:
NC (2)
COM (1)
CO =
CHANGE-OVER:
NC (2)
COM (1)
NO (4)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com