công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS1202 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Dallas Semiconductor

tên linh kiện DS1202
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial Timekeeping Chip
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DALLAS [Dallas Semiconductor]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo DALLAS - Dallas Semiconductor

DS1202 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Dallas Semiconductor

Back Button DS1202 Datasheet HTML 3Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 4Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 5Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 6Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 7Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 8Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 9Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 10Page - Dallas Semiconductor DS1202 Datasheet HTML 11Page - Dallas Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
DS1202, DS1202S
032697 8/11
TIMING DIAGRAM: READ DATA TRANSFER Figure 5
tCC
tCDZ
tCDD
tCDH
tDC
01
7
RESET
CLOCK
DATA INPUT/
OUTPUT
COMMAND BYTE
TIMING DIAGRAM: WRITE DATA TRANSFER Figure 6
tCC
01
RESET
CLOCK
DATA INPUT/
OUTPUT
7
tCWH
tCCH
tCDH
tDC
tF
tR
tCH
tCL
COMMAND BYTE
NOTES:
1. All voltages are referenced to ground.
2. Logic one voltages are specified at a source current of 1 mA at VCC=5V and 0.4 mA at VCC=2V, VOH=VCC for
capacitive loads.
3. Logic zero voltages are specified at a sink current of 4 mA at VCC=5V and 1.5 mA at VCC=2V.
4. ICC1 is specified with I/O open, RST set to a logic 0, and clock halt flag=0 (oscillator enabled).
5. ICC is specified with the I/O pin open, RST high, SCLK=2 MHz at VCC=5V; SCLK=500 KHz, VCC=2V and clock
halt flag=0 (oscillator enabled).
6. RST, SCLK, and I/O all have 40K
Ω pull–down resistors to ground.
7. Measured at VIH=2.0V or VIL=0.8V and 10 ms maximum rise and fall time.
8. Measured at VOH=2.4V or VOL=0.4V.
9. Load capacitance = 50 pF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com