công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7809CV-DG bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7809CV-DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulator ICs
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7809CV-DG bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics

Back Button L7809CV-DG Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics L7809CV-DG Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 58 page
background image
DocID2143 Rev 32
45/58
Positive voltage regulator ICs
Package mechanical data
58
Table 22. DPAK mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A2.20
2.40
A1
0.90
1.10
A2
0.03
0.23
b0.64
0.90
b4
5.20
5.40
c0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D6.00
6.20
D1
5.10
E6.40
6.60
E1
4.70
e2.28
e1
4.40
4.60
H
9.35
10.10
L1.00
1.50
(L1)
2.80
L2
0.80
L4
0.60
1.00
R0.20
V2
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com