công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7805CV bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7805CV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulator ICs
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7805CV bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - STMicroelectronics

Back Button L7805CV Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics L7805CV Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 58 page
background image
DocID2143 Rev 32
53/58
Positive voltage regulator ICs
Packaging mechanical data
58
Figure 47. Tape for DPAK and D2PAK
Figure 48. Reel for DPAK and D2PAK
P1
A0
D1
P0
F
W
E
D
B0
K0
T
User direction of feed
P2
10 pitches cumulative
tolerance on tape +/- 0.2 mm
User direction of feed
R
Bending radius
B1
For machine ref. only
including draft and
radii concentric around B0
AM08852v1
Top cover
tape
A
D
B
Full radius
G measured at hub
C
N
REEL DIMENSIONS
40mm min.
Access hole
At sl ot location
T
Tape slot
in core for
tape start 25 mm min.
width
AM08851v2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com