công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NPX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NIC-Components Corp.

tên linh kiện NPX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Interference Suppression Capacitor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIC [NIC-Components Corp.]
Trang chủ  http://www.niccomp.com
Logo NIC - NIC-Components Corp.

NPX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NIC-Components Corp.

  NPX Datasheet HTML 1Page - NIC-Components Corp. NPX Datasheet HTML 2Page - NIC-Components Corp. NPX Datasheet HTML 3Page - NIC-Components Corp. NPX Datasheet HTML 4Page - NIC-Components Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
®
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com
www.lowESR.com
www.RFpassives.com
www.SMTmagnetics.com
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE
Interference Suppression Capacitor
NPX Series
Part Number
Cap. Value
(
μF)
Capacitance
Code
L
±0.5
T
±0.5
H
±0.5
LS
±0.5#1
LD
±0.08
Bulk Package
Quantity
Tape & Box
Quantity
NPX124K310VX2MF
0.12
124
18.0
6.0
12.0
15.0
0.8
500
n/a
NPX154K310VX2MF
0.15
154
18.0*
6.2
13.0
500
n/a
NPX184K310VX2F
0.18
184
18.0*
8.5
14.5
250
n/a
NPX224K310VX2M2F
0.22
224
18.0*
6.2
13.0
500
n/a
NPX224K310VX2MF
18.0*
8.5
14.5
250
n/a
NPX224K310VX2F
26.5*
7.0
16.5
22.5
250
n/a
NPX274K310VX2F
0.27
274
26.5*
8.5
17.0
200
n/a
NPX334K310VX2MF
0.33
334
18.0*
10.0
16.0
15.0
250
n/a
NPX334K310VX2F
26.5*
8.5
17.0
22.5
200
n/a
NPX394K310VX2F
0.39
394
26.5*
10.0
19.0
22.5
150
n/a
NPX474K310VX2MF
0.47
474
18.0*
10.0
16.0
15.0
250
n/a
NPX474K310VX2M3F
26.5*
8.5
17.0
22.5
250
n/a
NPX474K310VX2M2F
26.5*
10.0
19.0
150
n/a
NPX564K310VX2M2F
0.56
564
18.0*
11.0
18.5
15.0
250
n/a
NPX564K310VX2MF
26.5*
10.0
19.0
22.5
150
n/a
NPX564K310VX2F
32.0*
11.0
20.0
27.5
100
n/a
NPX684K310VX2MF
0.68
684
26.5*
10.0
19.0
22.5
150
n/a
NPX684K310VX2F
32.0*
11.0
20.0
27.5
100
n/a
NPX824K310VX2M2F
0.82
824
18.0*
11.0
18.5
15.0
0.8
250
n/a
NPX824K310VX2MF
26.5*
12.0
21.5
22.5
100
n/a
NPX824K310VX2F
32.0*
13.0
22.0
27.5
100
n/a
NPX105K310VX2MF
1.0
105
26.5*
12.0
21.5
22.5
100
n/a
NPX105K310VX2M2F
32.0*
11.0
20.0
27.5
100
n/a
NPX105K310VX2F
32.0*
13.0
22.0
27.5
100
n/a
103 K 310V
Capacitance code in PFD, first two digits are
significant, third digit is no. of zeros.
E.G. 103 = .01
μF, 104 = .1μF, 105 = 1.0μF
Tolerance Code K =
±10%, M = ± 20%
Voltage (VAC)*
PART NUMBER SYSTEM
NPX
Series
M or M2
Miniature Size (see values table)
TB
Optional Tape & Box Packaging**
**Tape & Box available for values up to 0.1
μF with
a lead-space of 10mm and 15mm
X2
Safety Classification
F
RoHS Compliant
*These value are not available tape & box
#1 - ±0.4mm tolerance available special order
STANDARD VALUES AND CASE SIZE (mm)
L
H
T
LS
LD
0.1
μF (K) 310V ~ X2
G M F/C N P X / N I C
275VAC 250VAC 06/12
10



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com