| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NEXC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NIC-Components Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NEXC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NIC-Components Corp. |
|
3 / 3 page ![]() 3 NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE V-Chip Memory Back-Up Capacitors NEXC Series CARRIER TAPE DIMENSIONS (mm) Case Size A B D E F G P P 1 T 1 T 2 W Quantity/Reel 10.5 x 5.5 11.4 13.0 1.55 1.75 11.5 - 4.0 16.0 0.4 6.0 24.0 1,000 10.5 x 8.5 11.4 13.0 1.55 1.75 11.5 - 4.0 16.0 0.4 8.4 24.0 500 16 x 9.5 18.0 20.0 1.55 1.75 14.2 28.4 4.0 24.0 0.5 10.0 32.0 200 21 x 10.5 23.0 25.0 1.55 1.75 20.2 40.4 4.0 32.0 0.5 12.0 44.0 150 Case Size A ± 2.0 B ± 1.0 C ± 0.5 D ± 0.8 E ± 0.5 W t 10.5 x 5.5 380 80.0 13.0 21.0 2.0 25.5 3.0 10.5 x 8.5 380 100.0 13.0 21.0 2.0 25.5 2.8 16 x 9.5 330 100.0 13.0 21.0 2.0 33.5 2.8 21 x 10.5 370 100.0 13.0 21.0 2.0 45.5 2.8 A B C E W t W + 1.5 ∅ +0.1/- 1.75 ± A B E F D P 1 P T 1 T 2 - Feeding REEL DIMENSIONS (mm) |