công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECWF4134MB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECWF4134MB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film Capacitor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECWF4134MB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  ECWF4134MB Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ECWF4134MB Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ECWF4134MB Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ECWF4134MB Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Design, Specifications are subject to change without notice.
Ask factory for technical specifications before purchase and/or use.
Whenever a doubt about safety arises from this product, please inform us immediately for technical consultation without fail.
Plastic Film Capacitors
IDimensions in mm (not to scale)
IPackaging Specifications for Bulk Package
Packing quantity:100 pcs./bag
ITaping Specifications for Automatic lnsertion
GTaping style
GPackaging Specification
✕
....See the column “Rating, Dimensions & Quantity Box” for packing quantity.
Ammo
Ammo
0.022 to 1.2
0.022 to 0.68
Cap. range
(µF)
Taping style
Packing
AD
AS
BC
D
E
K
K
Rated volt.
Type
250 VDC
400 VDC
Style
E
Lead Spacing
7.5 mm
GLead Spacing
ECWF (B)
✕
....Refer to the page of taping specifications.
Mar. 2006



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com