công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DF11-18DP-2DSA bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện DF11-18DP-2DSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  2mm Double-Row Connector (Product Compliant to UL/CSA Standard)
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

DF11-18DP-2DSA bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers DF11-18DP-2DSA Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
115
DF11 Seriesq2mm Double-Row Connector (Product Compliant to UL/CSA Standard)
Product Type
Size
Number of Contacts
AB
C
D
04~80
24.0
-----------------
11.5
24.4
10~12
32.0
28.4
14.2
32.4
14~18
44.0
40.4
20.2
44.4
DF11CZ-**DS-2V
002000
56.0
52.4
26.2
56.4
002200
44.0
40.4
20.2
44.4
24~32
56.0
52.4
26.2
56.4
004000
72.0
68.4
34.2
72.4
Unit: mm
E
16±0.1
2 ±0.1
4 ±0.1
0.4±0.1
6.6±0.3
8.4±0.3
E-E
Unreeling direction
Contact NO.1
E
Ø21±0.8
Ø1.5 Lead hole depth
(D+6)MAX
D
+2
0
2±0.5
Reel Dimensions
(5)
1.5
+0.1
0
Unreeling direction
Reel Dimensions
16±0.1
2±0.15
0.4±0.1
7.8±0.3
9.4±0.3
4±0.1
Ø1.5
+0.1
0
Ø21±0.8
D
+2
0
(D+6)MAX
Ø1.5 Lead hole depth
2±0.5
E-E
E
E
( 5.8)
1.5
+0.1
0
Product Type
Size
Number of Contacts
AB
C
D
04~80
24.0
-----------------
11.5
24.4
10~12
32.0
28.4
14.2
32.4
14~22
44.0
40.4
20.2
44.4
24~32
56.0
52.4
26.2
56.4
004000
72.0
68.4
34.2
72.4
Unit: mm
DF11CZ-**DP-2V(27)
DF11C-**DP-2V(57)
sEmbossed Carrier tape Dimensions
qReceptacle (SMT)
qHeader (SMT)
The product information in this catalog is for reference only. Please request the Engineering Drawing for the most current and accurate design information.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com