công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

07D301K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện 07D301K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metal Oxide Varistors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RUILON [Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.rulion.com
Logo RUILON - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd

07D301K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd

  07D301K Datasheet HTML 1Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd 07D301K Datasheet HTML 2Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd 07D301K Datasheet HTML 3Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd 07D301K Datasheet HTML 4Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd 07D301K Datasheet HTML 5Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd 07D301K Datasheet HTML 6Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd 07D301K Datasheet HTML 7Page - Ruilongyuan Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Circuit Protection
System
Page:5
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to http://www.ruilon.com for current information.
Metal Oxide Varistors - 07D Series
Package Dimensions
· Storage Conditions:
1. Storage Temperature: -10°C~+40°C
2. Relative Humidity:≤75%RH
3. Keep away from corrosive atmosphere and sunlight.
· Period of Storage: 1 year
Warehouse Storage Conditions of Products
d
K<3.0
D1
D1
H1
L1
d1
K<3.0
TABLE 2
Model
T(max.)
Model
T(max.)
180K
4.5
221K
4.5
220K
4.6
241K
4.6
270K
4.7
271K
4.9
330K
4.9
301K
5.0
390K
4.8
331K
5.1
470K
4.9
361K
5.2
560K
5.0
391K
5.4
680K
5.2
431K
5.7
820K
4.1
471K
6.0
101K
4.3
511K
6.2
121K
4.5
561K
6.5
151K
4.8
621K
6.4
181K
4.3
681K
6.5
201K
4.4
751K
6.5
TABLE 1
Symbol
Dimensions
H(max.)
12.0
H1(max.)
13.5
L(min.)
20.0
L1(min.)
15.0
D(max.)
9.0
D1(±0.8)
5.0
T(max.)
TABLE 2
d(±0.05)
0.6
d1(±0.4)
1.2
Unit:mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com