công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBSS4041SPN bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PBSS4041SPN
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V NPN/PNP low VCEsat (BISS) transistor
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PBSS4041SPN bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button PBSS4041SPN Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PBSS4041SPN Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
PBSS4041SPN
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 2 — 20 October 2010
9 of 20
NXP Semiconductors
PBSS4041SPN
60 V NPN/PNP low VCEsat (BISS) transistor
VCE =2V
(1) Tamb = 100 °C
(2) Tamb =25 °C
(3) Tamb = −55 °C
Tamb =25 °C
Fig 5.
TR1 (NPN): DC current gain as a function of
collector current; typical values
Fig 6.
TR1 (NPN): Collector current as a function of
collector-emitter voltage; typical values
VCE =2V
(1) Tamb = −55 °C
(2) Tamb =25 °C
(3) Tamb = 100 °C
IC/IB =20
(1) Tamb = −55 °C
(2) Tamb =25 °C
(3) Tamb = 100 °C
Fig 7.
TR1 (NPN): Base-emitter voltage as a function
of collector current; typical values
Fig 8.
TR1 (NPN): Base-emitter saturation voltage as
a function of collector current; typical values
IC (mA)
10−1
105
104
103
1102
10
006aac350
400
600
200
800
1000
hFE
0
(1)
(2)
(3)
VCE (V)
0.0
5.0
4.0
2.0
3.0
1.0
006aac351
8.0
4.0
12.0
16.0
IC
(A)
0.0
IB (mA) = 300
30
90
60
270
240
210
180
150
120
IC (mA)
10−1
105
104
103
1102
10
006aac352
0.6
1.0
1.4
VBE
(V)
0.2
(1)
(2)
(3)
IC (mA)
10−1
105
104
103
1102
10
006aac353
0.8
0.4
1.2
1.6
VBEsat
(V)
0.0
(1)
(2)
(3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com