| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M93C46-R bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M93C46-R bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 33 page ![]() Instructions M93C86-x M93C76-R M93C66-x M93C56-x M93C46-x 14/33 DocID4997 Rev 15 Figure 5. READ, WRITE, WEN, WDS sequences 1. For the meanings of An, Xn, Qn and Dn, see Table 4, Table 5 and Table 6. AI00878d 1 1 0 An A0 Qn Q0 DATA OUT D S Q Read S Write ADDR OP CODE 1 0An A0 DATA IN D Q OP CODE Dn D0 1 BUSY READY S Write Enable 1 0Xn X0 D OP CODE 1 01 S Write Disable 1 0Xn X0 D OP CODE 0 0 0 CHECK STATUS ADDR |