| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6569 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6569 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 13 page ![]() L6569 L6569A 12/13 Minidip DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 3.32 0.131 a1 0.51 0.020 B 1.15 1.65 0.045 0.065 b 0.356 0.55 0.014 0.022 b1 0.204 0.304 0.008 0.012 D 10.92 0.430 E 7.95 9.75 0.313 0.384 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 6.6 0.260 I 5.08 0.200 L 3.18 3.81 0.125 0.150 Z 1.52 0.060 OUTLINE AND MECHANICAL DATA |