| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UCD4001BL-S14-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UCD4001BL-S14-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 5 page ![]() UCD4001B Preliminary CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 5 www.unisonic.com.tw QW-R502-599.c PIN CONFIGURATION 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y VSS VDD 4B 4A 4Y 3B 3A 3Y 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 FUNCTION TABLE (each gate) INPUT(A) INPUT(B) OUTPUT(Y) H H L H L L L H L L L H LOGIC DIAGRAM (positive logic) |