công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U74HC4049G-P16-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện U74HC4049G-P16-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX INVERTING HIGH-TO-LOW LEVEL SHIFTER
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

U74HC4049G-P16-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  U74HC4049G-P16-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies U74HC4049G-P16-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies U74HC4049G-P16-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies U74HC4049G-P16-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies U74HC4049G-P16-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies U74HC4049G-P16-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
U74HC4049
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-890.A
SWITCHING CHARACTERISTICS (TA=25°С, Input tR/tF =6ns)
See Fig. 1 and Fig. 2 for test circuit and waveforms.
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Propagation delay from input
( nA ) to output( n Y )
tPD
VCC=2.0V, CL=50pF
28
85
ns
VCC=4.5V, CL=50pF
10
17
ns
VCC=5.0V, CL=15pF
8
ns
VCC=6.0V, CL=50pF
8
14
ns
Output transition time (n Y )
tt
VCC=2.0V, CL=50pF
19
75
ns
VCC=4.5V, CL=50pF
7
15
ns
VCC=6.0V, CL=50pF
6
13
ns
OPERATING CHARACTERISTICS (TA=25°С)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Power Dissipation Capacitance
CPD
VIN= GND to VCC, f=1MHZ, CL=50pF
14
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6