| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
U74HC07G-P14-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
U74HC07G-P14-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
4 / 5 page ![]() U74HC07 CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 4 of 5 www.unisonic.com.tw QW-R502-A47.A SWITCHING CHARACTERISTICS (tr = tf = 6ns, CL=50pF, TA =25°C, unless otherwise specified) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Output Transition Time tTHL VCC=2V 30 75 ns VCC=4.5V 8 15 VCC=6V 7 13 Propagation Delay Time tPLZ VCC=2V, RL=1KΩ 10 90 ns VCC=4.5V, RL=1KΩ 7 18 VCC=6V, RL=1KΩ 6 15 Propagation Delay Time tPZL VCC=2V, RL=1KΩ 17 90 ns VCC=4.5V, RL=1KΩ 7 18 VCC=6V, RL=1KΩ 5 15 CAPACITIVE CHARACTERISTICS (TA =25°C , unless otherwise specified) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Input Capacitance CIN VCC=5V 5 10 pF Output Capacitance COUT VCC=5V 3 pF Power Dissipation Capacitance CPD VCC=5V 4 pF |