công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD3110-2R2-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cooper Bussmann, Inc.

tên linh kiện SD3110-2R2-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Profile Power Inductors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Trang chủ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

SD3110-2R2-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cooper Bussmann, Inc.

  SD3110-2R2-R Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc. SD3110-2R2-R Datasheet HTML 2Page - Cooper Bussmann, Inc. SD3110-2R2-R Datasheet HTML 3Page - Cooper Bussmann, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SD3110 Series
Low Profile Power Inductors
Core Loss
1MHz
500kHz
300kHz
200kHz
100kHz
50kHz
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Bp-p (mT)
Dimensions are in millimeters.
3.2
3.2
B1
Bo
A1
4.2
Ao
1.75
2.0
8.0
4.0
5.5
12.0
+/-0.3
Ko
A1=0.90mm
Ao=3.9mm
Bo=3.6mm
B1=1.25mm
Ko=1.2mm
Parts packaged on 13" Diameter reel,
4,100 parts per reel.
Packaging Information
1.0 max
Marking
2.0
2 plcs
4.0
1.0
2 plcs
3.1 max.
3.1 max.
1.0 typical
3.6 max
4.0 Max.
0.6 typ.
2.0 typ.
Part Marking:
3 Digit Marking: (1st digit: Indicates inductance value per letter in Part Marking Designator); (2nd digit: Bi-weekly production date code); (3rd digit: Last digit of the year produced).
Mechanical Diagrams



Html Pages

1 2 3