| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LCP1531 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCP1531 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() Package information LCP1531 8/10 DocID13397 Rev 5 Figure 10. SO-8 footprint measurements in mm (inches) Table 8. SO-8 dimension values Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.75 0.069 A1 0.1 0.25 0.004 0.010 A2 1.25 0.049 b 0.28 0.48 0.011 0.019 C 0.17 0.23 0.007 0.009 D 4.80 4.90 5.00 0.189 0.193 0.197 E 5.80 6.00 6.20 0.228 0.236 0.244 E1 3.80 3.90 4.00 0.150 0.154 0.157 e 1.27 0.050 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 L1 1.04 0.041 k° 08 08 ccc 0.10 0.004 6.8 (0.268) 4.2 (0.165) 1.27 (0.050) 0.6 (0.024) |