công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431ILP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện TL431ILP
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCES
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

TL431ILP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button TL431ILP Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc TL431ILP Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
TL431, A, B Series
7
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Input
Output
t, TIME (
µs)
Pulse
Generator
f = 100 kHz
0
8.0
4.0
20
0
16
2.0
3.0
12
0
1.0
5.0
0
20
40
60
80
100
120
140
1000 pF
0.01
µF
0.1
µF
1.0
µF
10
µF
CL, LOAD CAPACITANCE
100 pF
Figure 14. Pulse Response
Figure 15. Stability Boundary Conditions
50
220 Output
Gnd
Input
Monitor
A) VKA = Vref
B) VKA = 5.0 V @ IK = 10 mA
C) VKA = 10 V @ IK = 10 mA
D) VKA = 15 V @ IK = 10 mA
D) TA = 25°C
TA = 25_C
A
B
C
D
B
A
Stable
Stable
Figure 16. Test Circuit For Curve A
of Stability Boundary Conditions
Figure 17. Test Circuit For Curves B, C, And D
of Stability Boundary Conditions
V+
IK
150
IK
V+
150
CL
10 k
CL
Figure 18. Shunt Regulator
Figure 19. High Current Shunt Regulator
V+
Vout
R1
V+
Vout
R1
R2
R2
Vout + 1 )
R1
R2
V
ref
Vout + 1 )
R1
R2
V
ref
TYPICAL APPLICATIONS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com