công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UCS1201 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UCS1201
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UCS1201 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  UCS1201 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UCS1201 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UCS1201 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UCS1201 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UCS1201 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
UCS1201
Preliminary
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R103-066.a
PIN CONFIGURATION
PIN DESCRIPTION
PIN NO.
PIN NAME
DESCRIPTION
1
VCC
Power supply input.
2
ROSC
Frequency adjust pin.
3
NC
No connect.
4
COMP
Error amp output.
5
GATE(H)
High-side switch FET driver pin.
6
GATE(L)
Low-side synchronous FET driver pin.
7
VFB
Feedback voltage
8
GND
Ground
BLOCK DIAGRAM
VCC
-
+
+
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-
-
+
Σ
Oscillator
200kHz
Frequency
Adjust
0.465V
0.98V
Error Amp
0.25V
8.5V/7.5V
UVLO
PWM Comp
Latch
Latch
GATE(L)
NC
ROSC
GATE(H)
VFB
COMP
Driver
GND



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com