công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UR1220G-TN3-D-R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UR1220G-TN3-D-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A OUTPUT TYPE LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UR1220G-TN3-D-R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  UR1220G-TN3-D-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UR1220G-TN3-D-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UR1220G-TN3-D-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UR1220G-TN3-D-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UR1220G-TN3-D-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies UR1220G-TN3-D-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
URXX20
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R102-052.A
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°C, unless otherwise specified.)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Input Voltage(Note1)
VIN
20
V
Output Current
IOUT
2.0
A
Power Dissipation
PD
0.7
W
Junction Temperature (Note2)
TJ
150
°C
Operating Temperature
TOPR
-40 ~ +85
°C
Storage Temperature
TSTG
-40 ~ +150
°C
Note 1: All are open except GND and applicable terminals.
Note 2: Overheat protection may operate at 125≦TJ≦150°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Refer to the test circuits, unless otherwise specified, TA=25°C)
For UR1220(12V)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Output Voltage
VOUT
VIN =14V, IOUT=1A
11.64
12.0
12.36
V
Line Regulation
ΔVOUT VIN =13~19V, IOUT=5mA
0.5
2.5
%
Load Regulation
ΔVOUT VIN =14V, IOUT=5mA~2.0A
0.1
2.0
%
Temperature Coefficient of Output Voltage
TCVO
TJ=0~125°C, IOUT=5mA
±0.02
%/°C
Ripple Rejection
RR
Refer to Fig.2
45
55
dB
Dropout Voltage
VD
(Note 1), IOUT=2A
0.5
V
Quiescent Current
IQ
IOUT =0A, VIN =14V
10
mA
Note: Input voltage shall be the value when output voltage is 95% in comparison with the initial value.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com