công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC411099C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

tên linh kiện CC411099C
Giải thích chi tiết về linh kiện  POW-R-BLOKT Single & Dual Diode Isolated Module 100 Amperes / Up to 1800 Volts
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWEREX [Powerex Power Semiconductors]
Trang chủ  http://www.pwrx.com
Logo POWEREX - Powerex Power Semiconductors

CC411099C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Powerex Power Semiconductors

  CC411099C Datasheet HTML 1Page - Powerex Power Semiconductors CC411099C Datasheet HTML 2Page - Powerex Power Semiconductors CC411099C Datasheet HTML 3Page - Powerex Power Semiconductors CC411099C Datasheet HTML 4Page - Powerex Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Powerex, Inc., 173 Pavilion Lane, Youngwood, Pennsylvania 15697 (724) 925-7272
POW-R-BLOK
TM
http://www.pwrx.com
Single & Dual Diode Isolated Module
100 Amperes / Up to 1800 Volts
Revision Date: 08/31/2011
CD41__99C, CS41__99C
CC41__99C, CN41__99C
®
0
1
2
3
4
5
10
100
1000
10000
Instantaneous On-State Current - Ifm - Amperes
Maximum On-State Forward Voltage Drop
( Tj = 150 C )
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Time - t - Seconds
Maximum Transient Thermal Impedance
(Junction to Case)
15°
30°
60°
90°
120°
180°
0
20
40
60
80
100
120
140
0
20
40
60
80
100
120
Average On-State Current - If(av) - Amperes
Maximum On-State Power Dissipation
(Sinusoidal Waveform)
15°
30°
60°
90°
120°
180°
90
100
110
120
130
140
150
0
20
40
60
80
100
120
Average On-State Current - If(av) - Amperes
Maximum Allowable Case Temperature
(Sinusoidal Waveform)
15°
30°
60°
90°
120°
180°
270°
360°
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Average On-State Current - If(av) - Amperes
Maximum On-State Power Dissipation
(Rectangular Waveform)
15°
30°
60°
90°
120°
180°
270°
360° (DC)
80
90
100
110
120
130
140
150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Average On-State Current - If(av) - Amperes
Maximum Allowable Case Temperature
(Rectangular Waveform)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com