công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RX62N bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện RX62N
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit SDRAM Connection and Access Examples
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RX62N bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Renesas Technology Corp

Back Button RX62N Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp RX62N Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 25 page
background image
RX62N Group and RX621 Group
16-Bit SDRAM Connection and Access Examples
R01AN0585EJ0202 Rev.2.02
Page 13 of 22
Feb 14, 2014
5.4
Registers Used
The tables below lists the registers used by this application note. Note that the setting values shown are the ones used in
this application note and differ from the initial values.
(1)
Clock generation circuit
System clock control register (SCKCR)
Bits: 32, Address: 0008 0020h
Bit
Symbol
Setting
Name
Function
R/W
b11-b8
PCK[3:0]
0001
Peripheral module clock
selection bits
0001:
× 4
PCLK = 48 MHz
(When the EXTAL clock is 12 MHz)
R/W
b19-b16
BCK[3:0]
0001
External bus clock and
SDRAM selection bits
0001:
× 4
BCLK, SDCLK = 48 MHz
(When the EXTAL clock is 12 MHz)
R/W
b22
PSTOP0
0
SDCLK pin output control bit
0: SDCLK output pin operates
R/W
b27-b24
ICK[3:0]
0000
System clock selection bits
0000:
× 8
ICLK = 96 MHz
(When the EXTAL clock is 12 MHz)
R/W
(2)
Operating mode
System control register 0 (SYSCR0)
Bits: 8, Address: 0008 0006h
Bit
Symbol
Setting
Name
Function
R/W
b0
ROME
1
Internal ROM enable bit
1: Internal ROM enabled
R/W
b1
EXBE
1
External bus enable bit
1: External bus enabled
R/W
b15-b8
KEY[7:0]
5Ah
SYSCR0 key code
5Ah: SYSCR0 register write enabled
R/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com