công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP6036 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện EP6036
Giải thích chi tiết về linh kiện  Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable de type 4X
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

EP6036 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  EP6036 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. EP6036 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. EP6036 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. EP6036 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Tôle d'acier inoxydable 304 de calibre 14 ou 16.
Joints soudés en continu.
Les armoires de plus grandes dimensions sont munies de raidisseurs
de porte.
La porte et l'armoire comportent un rebord profilé pour prévenir
l'infiltration de liquides et de contaminants.
Des découpes et des trous sont prévus pour le mécanisme de
commande de manette à bride.
Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont
interchangeables.
La porte est munie d'une poignée cadenassable à deux ou trois points
facile à manoeuvrer.
La patte d'interverrouillage est montée sur la porte.
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux
intérieurs.
Le panneau intérieur amovible est vendu séparément.
Garniture coulée in situ en continu.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'armoire.
Comprend la quincaillerie d'assemblage ainsi que les écrous de
montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité nécessaires pour
un montage mural.
Finition
Les coupe-circuit et les mécanismes de commande ne sont pas fournis
avec l'armoire et doivent être commandés séparément auprès du
fabricant.
Accessoires



Html Pages

1 2 3 4