công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA9.0 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện SA9.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.

SA9.0 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

  SA9.0 Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA9.0 Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA9.0 Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA9.0 Datasheet HTML 4Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA9.0 Datasheet HTML 5Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA9.0 Datasheet HTML 6Page - Socay Electornics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision August 25, 2013
4 / 6
@ SOCAY Electronics Co., Ltd. 2013
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.socay.com for current information.
SA Series
5.0 To 190 V
500W
SOCAY Electronics Co., Ltd.
www.socay.com
Figure 1 - Peak Pulse Power Rating Curve
Figure 3 - Pulse Waveform
Ratings and Characteristic Curves (TA=25°C unless otherwise noted)
Figure 4 - Typical Junction Capacitance
Figure 5 - Steady State Power Derating Curve
Figure 2 - Pulse Derating Curve
Figure 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
150
100
50
0
tr=10µsec
Peak Value
IPPM
Half Value
IPPM (IPPM/2)
tc
10/1000
µsec. Waveform
as de
fined by R.E.A
0
1.0
2.0
3.0
4.0
TJ=25°C
Pulse Width(td) is de
fined
as the point where the peak
current decays to 50% of IPPM
t - Time (ms)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
3.0
2.0
1.0
0.0
TL - Lead Temperature(°C)
td - Pulse Width (μs)
100
0.1
1
0.1
1
10
100
1000
10000
10
Number of Cycles at 60Hz
1
10
100
60
40
20
0
80
TJ=TJ max.
8.3 ms Single Half Sine-Wave
0
25
50
75
100
125
150
175
100
80
60
40
20
0
TA-Ambient temperature(°C)
1.0
10.0
100.0
1000.0
10000
1000
100
1
VBR-Reverse Breakdown Voltage (V)
10
Tj=25
°C
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p
Bi-directional
@zero bins
Uni-directional
@zero bins
Uni-directional @VRWM
Bi-directional @VRWM



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com