| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DTS3021 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DTS3021 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Climatiseur intérieur de 900-1300 BTUH Type 12, montage latéral Description Modèle compact permettant un montage latéral sur n'importe quelle surface d'armoire dans des applications nécessitant l'installation d'un circuit de refroidissement des points chauds ou d'un circuit de refroidissement de faible capacité. Un circuit de refroidissement en boucle fermée assure que l'air propre à l'intérieur d'une armoire est recyclé et ne se mélange pas à l'air ambiant contaminé. Normes Maintient l'indice de protection NEMA 12 de l'enceinte. IP 54 UR, cUR et CE Caractéristiques Frigorigène R134a. Commande de thermostat accessible de l'intérieur de l'armoire. Un détendeur augmente le rendement du climatiseur, améliore le transfert de chaleur vers l'évaporateur et réduit le temps de fonctionnement du compresseur. Décharge directe du condensat au moyen d'un tuyau de vidange. Circulation d'air continue grâce à des ventilateurs de grande capacité. Suppresseur d'interférences EMI/RFI homologué CE. Contact de porte mettant le système hors tension lorsque la porte de l'armoire est ouverte. Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe et perçage inclus. Tuyau de vidange du condensat et bride. Filtre en toile d'aluminium lavable. Accessoires |
Số phần tương tự - DTS3021 |
|
Mô tả tương tự - DTS3021 |