công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP2139CB-1.0EVALZ bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP2139CB-1.0EVALZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact, 800 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP2139CB-1.0EVALZ bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices ADP2139CB-1.0EVALZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 20 page
background image
Data Sheet
ADP2138/ADP2139
Rev. C | Page 15 of 20
EVALUATION BOARD
VIN
TB1
TB3
TB4
TB2
TB6
T5
2
2
1
6
1
3
4
5
EN
VIN
VOUT
GND OUT
GND IN
EN
MODE
VIN
GND
SW
EN
MODE
VOUT
COUT
4.7µF
CIN
4.7µF
L1
1µH
U1
Figure 36. Evaluation Board Schematic
EVALUATION BOARD LAYOUT
Figure 37. Top Layer
Figure 38. Bottom Layer



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com