| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
203XM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
203XM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
5 / 122 page ![]() WIRE G GAUGE TTABLE AWG Diameter, Area, ccircular AWG Diameter, Area, ccircular AWG Diameter, Area, ccircular mils,d mils, dd2 mils, dd mils, dd2 mils,d mils, dd2 0000 460.00 211,600 12 80.808 6,529.9 27 14.195 201.50 000 409.64 167,805 13 71.961 5,178.4 28 12.641 159.79 00 364.80 133,079 14 64.084 4,106.8 29 11.257 126.72 0 324.86 105,534 15 57.068 3,256.8 30 10.025 100.50 1 289.30 83,694 16 50.820 2,582.7 31 8.928 79.71 2 257.63 66,373 17 45.257 2,048.2 32 7.950 63.20 3 229.42 52,634 18 40.303 1,624.3 33 7.080 50.13 4 204.31 41,743 19 35.890 1,288.1 34 6.305 39.75 5 181.94 33,102 20 31.961 1,021.5 35 5.615 31.53 6 162.02 26,250 21 28.465 810.10 36 5.000 25.00 7 144.28 20,817 22 25.347 642.47 37 4.453 19.83 8 129.49 16,768 23 22.571 509.45 38 3.965 15.72 9 114.43 13,094 24 20.100 404.01 39 3.531 12.47 10 101.89 10,382 25 17.900 320.41 40 3.145 9.89 11 90.742 8,234.1 26 15.940 254.08 METRIC EEQUIVALENT TTABLE Frac. Inches mm Frac. Inches mm Frac. Inches mm Frac. Inches mm Frac. Inches mm .01 .254 .17 4.318 .39 9.906 .60 15.240 13/16 .8125 20.637 1 /64 .01563 .397 11/64 .17188 4.366 25/64 .39063 9.922 39/64 .60939 15.478 .82 20.828 .02 .508 .18 4.572 .40 10.160 .61 15.494 53/64 .82813 21.034 .025 .635 3/16 .1875 4.762 13/32 .40625 10.319 .62 15.748 .83 21.082 .03 .762 .19 4.862 .41 10.414 5/8 .625 15.875 .84 21.336 1/32 .03125 .794 .20 5.080 .42 10.668 .63 16.002 27/32 .84375 21.431 .035 .889 13/64 .20313 5.159 27/64 .42188 10.716 .64 16.256 .85 21.590 .04 1.016 .21 5.334 .43 10.922 41/64 .64063 16.272 55/64 .85938 21.828 .045 1.143 7/32 .21875 5.556 7/16 .4375 11.113 .65 16.510 .86 21.844 3/64 .04688 1.191 .22 5.588 .44 11.176 21/32 .65625 16.669 .87 22.098 .05 1.270 .23 5.842 .45 11.430 .66 16.764 7/8 .875 22.225 .055 1.397 15/64 .23438 5.953 29/64 .45313 11.509 .67 17.018 .88 22.352 .06 1.524 .24 6.096 .46 11.684 43/64 .67188 17.065 .89 22.606 1/16 .0625 1.587 1/4 .250 6.35 15/32 .46875 11.906 .68 17.272 57/64 .89063 22.622 .065 1.651 .26 6.604 .47 11.939 11/16. .6875 17.462 .90 22.860 .07 1.778 17/64 .26563 6.747 .48 12.192 .69 17.526 29/32 .90625 23.019 .075 1.905 .27 6.858 31/64 .48438 12.303 .70 17.780 .91 23.114 5/64 .07813 1.964 .28 7.112 .49 12.446 45/64 .70313 17.859 .92 23.368 .08 2.032 9/32 .28125 7.144 1/2 .50 12.700 .71 18.034 59/64 .92188 23.415 .085 2.159 .29 7.366 .51 12.954 23/32 .71875 18.256 .93 23.622 .09 2.286 19/64 .29688 7.541 33/64 .51563 13.097 .72 18.288 15/16 .9375 23.812 3/32 .09375 2.381 .30 7.620 .52 13.208 .73 18.542 .94 23.876 .095 2.413 5/16 .3125 7.937 .53 13.462 47/64 .73438 18.653 .95 24.130 .10 2.540 .32 8.128 17/32 .53125 13.494 .74 18.796 61/64 .95313 24.209 7/64 .10938 2.778 21/64 .32813 8.334 .54 13.716 3/4 .750 19.050 .96 24.383 .11 2.794 .33 8.382 35/64 .54688 13.890 .76 19.304 31/32 .96875 24.608 .12 3.048 .34 8.636 .55 13.970 49/64 .76563 19.447 .97 24.638 1/8 .125 3.175 11/32 .34375 8.731 .56 14.224 .77 19.558 .98 24.892 .13 3.302 .35 8.890 9/16 .5625 14.287 .78 19.812 63/64 .98438 25.006 .14 3.556 23/64 .35938 9.128 .57 14.478 25/32 .78125 19.844 .99 25.146 9/64 .14063 3.572 .36 9.144 37/64 .57813 14.684 .79 20.066 1.00 1.000 25.400 .15 3.810 .37 9.398 .58 14.732 51/64 .79688 20.240 5/32 .15625 3.969 3/8 .375 9.525 .59 14.986 .80 20.320 .16 4.064 .38 9.562 19/32 .59375 15.081 .81 20.574 E-ZZ-HHOOK CCONVERSION TTABLES 2 www.e-zz-hhooook.coom m |