công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2601616AD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LM2601616AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM2601616A/B Series ??1.60 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM2601616AD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM2601616AD Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM2601616AD Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM2601616AD Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121852
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 2/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 2.6 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
Internal Circuit Diagram
LM2601616B (Common Cathode Row)
LM2601616A (Common Anode Row)
12 3 4 5678 24 23 22 21 20 19 18 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 131415 16
25
26
27
28
29
30
31
32
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PIN
NO.
PIN
NO.
COL.
12 3 4 5678 24 23 22 21 20 19 18 17
1 2 34 56 78 9 10 11 12 13 14 15 16
25
26
27
28
29
30
31
32
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PIN
NO.
PIN
NO.
COL.
Selection Guide
Part No.
Chip
Iv@IF=20mA
One Dot
Common
Cathode Row
Common
Anode Row
Material
Color
WLD
Min.
Typ.
LM2601616AR
LM2601616BR
GaAlAs
Super Red
640
8
10
LM2601616AD
LM2601616BD
GaAlAs
Hi-Red
640
18
25
LM2601616AO
LM2601616BO
GaAsP
Orange
625
7
9
LM2601616AY
LM2601616BY
GaAsP
Yellow
588
8
10
LM2601616AG
LM2601616BG
GaP
Green
568
7
9
LM2601616AUR
LM2601616BUR
AlGaInP
Ultra Red
640
30
45
LM2601616AUO
LM2601616BUO
AlGaInP
Ultra Orange
625
45
60
LM2601616AUA
LM2601616BUA
AlGaInP
Ultra Amber
605
30
45
LM2601616AUY
LM2601616BUY
AlGaInP
Ultra Yellow
595
30
45
LM2601616AUG
LM2601616BUG
AlGaInP
Ultra Green
573
30
45
LM2601616APG
LM2601616BPG
InGaN
Pure Green
525
120
300
LM2601616AUB
LM2601616BUB
InGaN
Ultra Blue
470
30
45
LM2601616AUW
LM2601616BUW
SMD
Ultra White
\
100
120
Unit:
\
\
\
nm
mcd
mcd



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com