công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN54LS55J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện SN54LS55J
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-WIDE 4-INPUT AND-OR-INVERT GATE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

SN54LS55J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  SN54LS55J Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc SN54LS55J Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
5-2
FAST AND LS TTL DATA
SN54/74LS55
DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Limits
Unit
Test Conditions
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
VIH
Input HIGH Voltage
2.0
V
Guaranteed Input HIGH Voltage for
All Inputs
VIL
Input LOW Voltage
54
0.7
V
Guaranteed Input LOW Voltage for
All Inputs
VIL
Input LOW Voltage
74
0.8
V
Guaranteed Input LOW Voltage for
All Inputs
VIK
Input Clamp Diode Voltage
– 0.65
– 1.5
V
VCC = MIN, IIN = – 18 mA
VOH
Output HIGH Voltage
54
2.5
3.5
V
VCC = MIN, IOH = MAX, VIN = VIH
or VIL per Truth Table
VOH
Output HIGH Voltage
74
2.7
3.5
V
VCC = MIN, IOH = MAX, VIN = VIH
or VIL per Truth Table
VOL
Output LOW Voltage
54, 74
0.25
0.4
V
IOL = 4.0 mA
VCC = VCC MIN,
VIN = VIL or VIH
per Truth Table
VOL
Output LOW Voltage
74
0.35
0.5
V
IOL = 8.0 mA
VIN = VIL or VIH
per Truth Table
IIH
Input HIGH Current
20
µA
VCC = MAX, VIN = 2.7 V
IIH
Input HIGH Current
0.1
mA
VCC = MAX, VIN = 7.0 V
IIL
Input LOW Current
– 0.4
mA
VCC = MAX, VIN = 0.4 V
IOS
Short Circuit Current (Note 1)
– 20
–100
mA
VCC = MAX
ICC
Power Supply Current
Total, Output HIGH
0.8
mA
VCC = MAX
ICC
Total, Output LOW
1.3
mA
VCC = MAX
Note 1: Not more than one output should be shorted at a time, nor for more than 1 second.
AC CHARACTERISTICS (TA = 25°C)
Symbol
Parameter
Limits
Unit
Test Conditions
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
tPLH
Turn-Off Delay, Input to Output
12
20
ns
VCC = 5.0 V
CL = 15 pF
tPHL
Turn-On Delay, Input to Output
12.5
20
ns
VCC = 5.0 V
CL = 15 pF



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com