công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

513LF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CML Microcircuits

tên linh kiện 513LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-3쩌(10mm) Wedge base lamp 24V 2W
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CMLMICRO [CML Microcircuits]
Trang chủ  http://www.cmlmicro.com
Logo CMLMICRO - CML Microcircuits

513LF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CML Microcircuits

  513LF Datasheet HTML 1Page - CML Microcircuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
LAMP DATA SHEET
513LF
Description :
T-3¼(10mm) Wedge base lamp
24V 2W
Dimensional Characteristics :
All dimensions in mm
Glass components are lead-free
Bead colour: White
Filament construction C-2F
All dimensions in mm
Marking
SLI 513
24V 2W
Performance Characteristics @ 28 volts
Nominal
Minimum
Maximum
Current(mA)
95
86
104
Light output(Lm)
13
10
16
Life(hrs)
5,000
Issue #
2
Date
05.09.05
10.3max
1.65min
3.4-4.6
5.6nom
9.5max
1.52nom
4.06max
LCL 11.2 – 14.2
4.83min
20.7max
6.1max
1.9 - 2.4
over wire


Số phần tương tự - 513LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
513LP5E HITTITE-513LP5E Datasheet
428Kb / 6P
MMIC VCO w/ HALF FREQUENCY OUTPUT & DIVIDE-BY-4, 10.43 - 11.46 GHz
More results

Mô tả tương tự - 513LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Chicago Miniature Lamp,...
501XLF CML-501XLF Datasheet
66Kb / 1P
T-3쩌 12V 5W Lead-free Wedge base lamp
1260XLF CML-1260XLF Datasheet
70Kb / 1P
T-31/4(10mm) Wedge base lamp
1503XLF CML-1503XLF Datasheet
66Kb / 1P
T-31/4 14V 3W Lead-free Wedge base lamp
CM11 CML-CM11 Datasheet
223Kb / 1P
T-1 3/4 Wedge Base
CM914 CML-CM914 Datasheet
223Kb / 1P
T-5 Wedge Base
CM6502 CML-CM6502 Datasheet
222Kb / 1P
T-1 1/2 Wedge Base
logo
CML Microcircuits
1112LF CMLMICRO-1112LF Datasheet
32Kb / 1P
T-3 1/4(10mm) 12V 0.1A Lead-free Wedge base lamp
logo
List of Unclassifed Man...
LE-0509-02B ETC2-LE-0509-02B Datasheet
186Kb / 1P
T-3 1/4 24V WEDGE BASE LED
logo
Visual Communications C...
CM559 VCC-CM559 Datasheet
32Kb / 1P
Wedge Base
logo
LUMEX INC.
SSP-01TWB3SWB12 LUMEX-SSP-01TWB3SWB12 Datasheet
45Kb / 1P
LED MINATURE WEDGE BASE LAMP
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com