công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bytes

tên linh kiện SMBJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BYTES [Bytes]
Trang chủ  
Logo BYTES - Bytes

SMBJ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bytes

  SMBJ Datasheet HTML 1Page - Bytes SMBJ Datasheet HTML 2Page - Bytes SMBJ Datasheet HTML 3Page - Bytes SMBJ Datasheet HTML 4Page - Bytes  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PART NUMBER REVERSE BREAKDOWN BREAKDOWN
TEST
MAXIMUM
PEAK
REVERSE
MARKING
ADD C FOR BI- STAND-OFF
VOLTAGE
VOLTAGE
CURRENT
CLAMPING
PULSE
LEAKAGE
CODE
DIRECTIONAL
VOLTAGE
VBR (V)
VBR (V)
IT
VOLTAGE
CURRENT @ VRWM
See Note 1
VRWM (V)
MIN. @IT
MAX. @IT
(mA)
@Ipp Vc (V)
Ipp (A)
IR( A)
UNI
BI
µ
SMBJ5.0(C)
5.0
6.40
7.55
10
9.6
62.5
800
KD
AD
SMBJ54(C)
54
60.0
76.00
1
96.3
6.2
5
ND
DD
SMBJ48(C)
48
53.3
67.50
1
85.5
7.0
5
MW
CW
SMBJ43(C)
43
47.8
60.50
1
76.7
7.8
5
MS
CS
SMBJ36(C)
36
40.0
50.70
1
64.3
9.3
5
MN
CN
SMBJ30(C)
30
33.3
42.20
1
53.5
11.2
5
MH
CH
SMBJ26(C)
26
28.9
36.60
1
46.6
12.4
5
MD
CD
SMBJ22(C)
22
24.4
30.90
1
39.4
15.2
5
LW
BW
SMBJ18(C)
18
20.0
25.30
1
32.2
18.6
5
LS
BS
SMBJ16(C)
16
17.8
22.60
1
28.8
20.8
5
LN
BN
SMBJ14(C)
14
15.6
19.80
1
25.8
23.3
5
LH
BH
SMBJ12(C)
12
13.3
16.90
1
22.0
27.3
5
LD
BD
SMBJ10(C)
10
11.1
14.10
1
18.8
31.9
5
KW
AW
SMBJ8.5(C)
8.5
9.44
11.92
1
15.9
37.7
10
KS
AS
SMBJ7.5(C)
7.5
8.33
10.67
1
14.3
42.0
100
KN
AN
SMBJ6.5(C)
6.5
7.22
9.14
10
12.3
48.7
500
KH
AH
SMBJ5.0(C)A
5.0
6.40
7.25
10
9.2
65.2
800
KE
AE
SMBJ54(C)A
54
60.0
69.00
1
87.1
6.9
5
NE
DE
SMBJ48(C)A
48
53.3
61.30
1
77.4
7.7
5
MX
CX
SMBJ43(C)A
43
47.8
54.90
1
69.4
8.6
5
MT
CT
SMBJ36(C)A
36
40.0
46.00
1
58.1
10.3
5
MP
CP
SMBJ30(C)A
30
33.3
38.30
1
48.4
12.4
5
MK
CK
SMBJ26(C)A
26
28.9
33.20
1
42.1
14.2
5
ME
CE
SMBJ22(C)A
22
24.4
28.00
1
35.5
16.9
5
LX
BX
SMBJ18(C)A
18
20.0
23.30
1
29.2
20.5
5
LT
BT
SMBJ16(C)A
16
17.8
20.50
1
26.0
23.1
5
LP
BP
SMBJ14(C)A
14
15.6
17.90
1
23.2
25.8
5
LK
BK
SMBJ12(C)A
12
13.3
15.30
1
19.9
30.2
5
LE
BE
SMBJ10(C)A
10
11.1
12.80
1
17.0
35.3
5
KX
AX
SMBJ8.5(C)A
8.5
9.44
10.82
1
14.4
41.7
10
KT
AT
SMBJ5.0(C)A
7.5
8.33
9.58
1
12.9
46.5
100
KP
AP
SMBJ6.5(C)A
6.5
7.22
8.30
10
11.2
53.6
500
KK
AK
SMBJ6.0(C)A
6.0
6.67
7.67
10
10.3
58.3
800
KG
AD
SMBJ58(C)A
58
64.4
74.10
1
93.6
6.4
5
NG
DG
SMBJ51(C)A
51
56.7
65.20
1
82.4
7.3
5
MZ
CZ
SMBJ45(C)A
45
50.0
57.50
1
72.7
8.3
5
MV
CV
SMBJ40(C)A
40
44.4
51.10
1
64.5
9.3
5
MR
CR
SMBJ33(C)A
33
36.7
42.20
1
53.3
11.3
5
MM
CM
SMBJ28(C)A
28
31.1
35.80
1
45.4
13.2
5
MG
CG
SMBJ24(C)A
24
26.7
30.70
1
38.9
15.4
5
LZ
BZ
SMBJ20(C)A
20
22.2
25.50
1
32.4
18.5
5
LV
BV
SMBJ17(C)A
17
18.9
21.70
1
27.6
21.7
5
LR
BR
SMBJ15(C)A
15
16.7
19.20
1
24.4
24.0
5
LM
BM
SMBJ13(C)A
13
14.4
16.50
1
21.5
27.9
5
LG
BG
SMBJ11(C)A
11
12.2
14.00
1
18.2
33.0
5
KZ
AZ
SMBJ9.0(C)A
9.0
10.0
11.50
1
15.4
39.0
5
KV
AV
SMBJ8.0(C)A
8.0
8.89
10.23
1
13.6
44.1
50
KR
AR
SMBJ7.0(C)A
7.0
7.78
8.95
10
12.0
50.0
200
KM
AM
SMBJ6.0(C)
6.0
6.67
8.45
10
11.4
52.6
800
KF
AF
SMBJ58(C)
58
64.4
81.60
1
103
5.8
5
NF
DF
SMBJ51(C)
51
56.7
71.80
1
91.1
6.6
5
MY
CY
SMBJ45(C)
45
50.0
63.30
1
80.3
7.5
5
MU
CU
SMBJ40(C)
40
44.4
56.30
1
71.4
8.4
5
MQ
CQ
SMBJ33(C)
33
36.7
46.50
1
59.0
10.2
5
ML
CL
SMBJ28(C)
28
31.1
39.40
1
50.0
12.0
5
MF
CF
SMBJ24(C)
24
26.7
33.80
1
43.0
14.0
5
LY
BY
SMBJ20(C)
20
22.2
28.10
1
35.8
16.7
5
LU
BU
SMBJ17(C)
17
18.9
23.90
1
30.5
19.7
5
LQ
BQ
SMBJ15(C)
15
16.7
21.10
1
26.9
22.3
5
LL
BL
SMBJ13(C)
13
14.4
18.20
1
23.8
25.2
5
LF
BF
SMBJ11(C)
11
12.2
15.40
1
20.1
29.9
5
KY
AY
SMBJ9.0(C)
9.0
10.0
12.60
1
16.9
35.5
5
KU
AU
SMBJ8.0(C)
8.0
8.89
11.30
1
15.0
40.0
50
KQ
AQ
SMBJ7.0(C)
7.0
7.78
9.86
10
13.3
45.1
200
KL
AL
600 Watt Surface Mount TVS



Html Pages

1 2 3 4