công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFS1685A-LF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Z-Communications, Inc

tên linh kiện SFS1685A-LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed Frequency Synthesizer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZCOMM [Z-Communications, Inc]
Trang chủ  http://www.zcomm.com
Logo ZCOMM - Z-Communications, Inc

SFS1685A-LF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Z-Communications, Inc

  SFS1685A-LF Datasheet HTML 1Page - Z-Communications, Inc SFS1685A-LF Datasheet HTML 2Page - Z-Communications, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Footprint
Fixed Frequency Synthesizer
Surface Mount Module
SFS1685A-LF
A1
Rev
0.030 MIN. CUTBACK
FROM LIVE PADS
SEVERAL HOLES OF
0.015 ON
GND. PLANE ARE RECOMMENDED
FOR GOOD GROUNDING.
O
RECOMMENDED FOOTPRINT
Physical Dimensions
NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOL: XXX: +/- 0.010
1
Vcc (VCO)
3
RF OUT
5
MUX OUT
SFS PIN CONFIGURATION
REST GROUND
6
Vcc (CHIP)
10
REF IN
1
Vcc (VCO)
3
RF OUT
5
MUX OUT
REST GROUND
6
Vcc (CHIP)
7
CLOCK
8
DATA
9
ENABLE
10
REF IN
PVA PIN CONFIGURATION
8
N/C
6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)
OFFSET (Hz)
Phase Noise, typ.
Page 2 of 2
FRM-S-002 B
LFSuffix = RoHS Compliant. All specifications are subject to change without notice.
© Z-Communications, Inc. All Rights Reserved.
URL: www.zcomm.com | EMAIL: applications@zcomm.com



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com