công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HDP10A20 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SemiHow Co.,Ltd.

tên linh kiện HDP10A20
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Material used Carries Underwriters Laboratory
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIHOW [SemiHow Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.semihow.com
Logo SEMIHOW - SemiHow Co.,Ltd.

HDP10A20 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SemiHow Co.,Ltd.

  HDP10A20 Datasheet HTML 1Page - SemiHow Co.,Ltd. HDP10A20 Datasheet HTML 2Page - SemiHow Co.,Ltd. HDP10A20 Datasheet HTML 3Page - SemiHow Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
◎ SEMIHOW REV.A0,Nov 2010
Typical Characteristics
Figure 1. Forward Current Derating Curve
Figure 2. Typical Forward Characterisitics
Figure 3. Typical Reverse Characterisitics
Figure 4. Typical Junction Capacitance
Figure 5. Peak Forward Surge Current
FORWARD VOLTAGE [V]
CASE TEMPERATURE [℃]
REVERSE VOLTAGE [V]
REVERSE VOLTAGE [V]
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
T
J=25℃
T
J=75℃
T
J=125℃



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com