| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LS168 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LS168 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc |
|
3 / 8 page ![]() 5-304 FAST AND LS TTL DATA SN54/74LS168 • SN54/74LS169 LOGIC DIAGRAMS (continued) SN54 / 74LS169 TC PE CEP CET U/D CP P0 P1 P2 P3 Q0 Q1 Q2 Q3 CP D GUARANTEED OPERATING RANGES Symbol Parameter Min Typ Max Unit VCC Supply Voltage 54 74 4.5 4.75 5.0 5.0 5.5 5.25 V TA Operating Ambient Temperature Range 54 74 – 55 0 25 25 125 70 °C IOH Output Current — High 54, 74 – 0.4 mA IOL Output Current — Low 54 74 4.0 8.0 mA |