công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TM9139 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - API Technologies Corp

tên linh kiện TM9139
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF AMPLIFIER MODEL
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APITECH [API Technologies Corp]
Trang chủ  http://www.apitech.com/
Logo APITECH - API Technologies Corp

TM9139 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - API Technologies Corp

  TM9139 Datasheet HTML 1Page - API Technologies Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Typical Intermodulation Performance at 25 º C
Second Order Harmonic Intercept Point....... +56 dBm (Typ.)
Second Order Two Tone Intercept Point........ +50 dBm (Typ.)
Third Order Two Tone Intercept Point............ +34 dBm (Typ.)
Legend
+ 25 ºC
+ 85 ºC - - - - - - -55 ºC
VSWR
Vdc
+15
+15
m A
90
98 Max.
RF AMPLIFIER
MODEL
TM9139
Available as:
TM9139, 4 Pin TO-8 (T4)
TN9139, 4 Pin Surface Mount (SM3)
FP9139, 4 Pin Flatpack (FP4)
BX9139, Connectrized Housing (H1)
PN9139, Reduced Size Surface Mount (SM11)
Features
!
!
!
!
! High Output Power: +22 dBm Typical
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! Operating Temp. - 55 ºC to +85 ºC
!
!
!
!
! Environmental ScreeningAvailable
CHARACTERISTIC
TYPICAL
MIN/MAX
Ta= 25 ºC
Ta = -55 ºC to +85 ºC
Frequency
10-2000 MHz
10-2000 MHz
Note: Care should always be taken to effectively ground the case of each unit.
Noise Figure (dB)
<8
9.5 Max.
VSWR
In
<1.75:1
2.0:1 Max.
Out
<1.75:1
2.0:1 Max.
Reverse
Isolation (dB)
-10.5
-10.0 Max.
Power @ 1 dB
Comp. (dBm)
+22
+19.5 Min.
Gain (dB)
7.5
6.0 Min.
Specifications
Typical Performance Data
Maximum Ratings
Ambient Operating Temperature .............. -55ºC to + 100 ºC
Storage Temperature ............................... -62ºC to + 125 ºC
Case Temperature ................................................. + 125 ºC
DC Voltage ......................................................... + 18 Volts
Continuous RF Input Power ................................. + 18 dBm
Short Term RF Input Power .... 200 Milliwatts (1 Minute Max.)
Maximum Peak Power .................... 0.5 Watt (3
µsec Max.)
05/12/05
2.0
1.5
1.0
2.0
1.5
1.0
5
9
8
7
6
9
7
5
+26
+24
+22
+20
+18
0
- 5
- 10
- 15
- 20
6
8
Start 10 MHz
Stop 2000 MHz
Start 10 MHz
Stop 2000 MHz
Start 10 MHz
Stop 2000 MHz
Start 10 MHz
Stop 2000 MHz
Start 10 MHz
Stop 2000 MHz
Start 10 MHz
Stop 2000 MHz
Gain (dB)
1 dB Comp. (dBm)
Reverse Isolation (dB)
Input VSWR
Noise Figure (dB)
Output VSWR
High Third Order Intercept: +34 dBm Typical
Linear S-Parameters
FREQ.
– – – – S11– – – –
– – – – S21– – – –
– – – – S12– – – –
– – – – S22– – – –
MHz
Deg
Mag
Deg
Mag
Deg
Mag
Deg
Mag
======================================================================================
10
100
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
.23
.23
.23
.23
.22
.21
.21
.20
.20
.21
.21
.21
-145
180
176
168
161
153
147
139
129
114
91
60
2.42
2.45
2.46
2.46
2.50
2.52
2.54
2.54
2.52
2.50
2.47
2.36
-170
173
163
145
127
109
91
73
54
36
17
-2
.19
.20
.20
.20
.21
.22
.22
.23
.24
.25
.27
.30
13
2
1
1
1
-1
-2
-4
-6
-7
-9
-14
.27
.22
.21
.19
.17
.15
.13
.13
.15
.17
.21
.24
154
162
151
125
95
60
19
-31
-75
-112
-142
-170
Spectrum Microwave · 2144 Franklin Drive N.E. · Palm Bay, Florida 32905 · PH (888) 553-7531 · Fax (888) 553-7532
Spectrum Microwave (Europe) · 2707 Black Lake Place · Philadelphia, Pa. 19154 · PH (215) 464-4000 · Fax (215) 464-4001
www.spectrummicrowave.com


Số phần tương tự - TM9139

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Spectrum Microwave, Inc...
TM9139 SPECTRUM-TM9139 Datasheet
44Kb / 1P
RF AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - TM9139

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
TM9753 APITECH-TM9753 Datasheet
46Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9510PM APITECH-TM9510PM Datasheet
80Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9720 APITECH-TM9720 Datasheet
41Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9713 APITECH-TM9713 Datasheet
83Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9705 APITECH-TM9705 Datasheet
65Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9700 APITECH-TM9700 Datasheet
44Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9512PM APITECH-TM9512PM Datasheet
93Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9512 APITECH-TM9512 Datasheet
73Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TM9352 APITECH-TM9352 Datasheet
44Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
TR9794 APITECH-TR9794 Datasheet
33Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com