công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECA1AM331 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECA1AM331
Giải thích chi tiết về linh kiện  Aluminum Electrolytic Capacitors/M
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECA1AM331 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Panasonic Semiconductor

  ECA1AM331 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ECA1AM331 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ECA1AM331 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ECA1AM331 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ECA1AM331 Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Aluminum Electrolytic Capacitors/M
¾ EE103 ¾
Design, and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase
and / or use. Should a safety consern arise regarding this product,please be sure to contact us immediately.
nStandard Products
When requesting taped product, please put the letter "B" or "i" between the "( )". Lead wire pitch B=5mm, 7.5mm,
i=2.5mm.
The taping dimentions are explained on p.188 of our Catalog. Please use it as a reference guide.
Endurance : 85°C 2000h
(mm) (mm)
(mm)
(pcs)
(pcs)
(µF)
(mm)
(mm)
(mm)
(m A )
(V)
iB
ii
Lead Space
Part No.
Specification
Dia. Length
Taping
Case size
Cap.
(±20%)
Lead
Dia.
W.V.
Straight
Min.PackagingQÕ ty
Taping
Taping
Ripple
current
(120Hz)
(+85°C)
Lead Length
Straight
Leads
3.3
8
11.5
60
0.20
0.6
3.5
5.0
ECA2VM3R3( )
200
1000
4.7
10
12.5
65
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2VM4R7( )
200
500
10
10
20
115
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2VM100( )
200
500
350
22
12.5 20
195
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2VM220( )
200
500
33
16
25
300
0.20
0.8
7.5
7.5
ECA2VM330( )
100
250
47
16
25
325
0.20
0.8
7.5
7.5
ECA2VM470( )
100
250
100
18
31.5
535
0.20
0.8
7.5
ECA2VM101
50
1
6.3 11.2
32
0.20
0.5
2.5
5.0
2.5
ECA2GM010( )
200
2000
2.2
8.0 11.5
50
0.20
0.6
3.5
5.0
ECA2GM2R2( ) 200
1000
3.3
10
12.5
54
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2GM3R3( ) 200
500
4.7
10
16
72
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2GM4R7( ) 200
500
400
10
10
20
115
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2GM100( )
200
500
22
12.5 25
215
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2GM220( )
200
500
33
16
25
275
0.20
0.8
7.5
7.5
ECA2GM330( )
100
250
47
16
31.5
350
0.20
0.8
7.5
ECA2GM470
100
100
18
40
600
0.20
0.8
7.5
ECA2GM101
50
1
8
11.5
37
0.20
0.6
3.5
5.0
ECA2WM010( )
200
1000
2.2
10
12.5
44
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2WM2R2( )
200
500
3.3
10
16
60
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2WM3R3( )
200
500
450
4.7
10
20
79
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2WM4R7( )
200
500
10
12.5 20
130
0.20
0.6
5.0
5.0
ECA2WM100( )
200
500
22
16
25
210
0.20
0.8
7.5
7.5
ECA2WM220( )
100
250
33
16
31.5
285
0.20
0.8
7.5
ECA2WM330
100
tan d
(120Hz)
(+20°C)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com