công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C0805C103C3RAC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện C0805C103C3RAC
Giải thích chi tiết về linh kiện  CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

C0805C103C3RAC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Kemet Corporation

  C0805C103C3RAC Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation C0805C103C3RAC Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300
Embossed Carrier Tape Configuration (cont.)
Sketch D: Tape Camber (Top View)
Allowable camber to be 1 mm/250 mm.
250mm (9.843)
1mm (0.039) Max.
1mm (0.039) Max.
Table 2 – REEL DIMENSIONS (Metric will govern)
Figure 3:
Reel Dimensions (Metric Dimensions will govern)
Tape Size
A Max
B* Min
C
D* Min
N Min
W
1
W
2 Max
W
3
8 mm
330.0
1.5
13.0 ± 0.20
20.2
50.0
8.4
14.4
7.9 Min
(12.992)
(0.059)
(0.512 ± 0.008)
(0.795)
(1.969)
+1.5, -0.0
(0.567)
(0.311)
See
(0.331
10.9 Max
Note 3
+0.059, -0.0)
(0.429)
12 mm
330.0
1.5
13.0 ± 0.20
20.2
Table 1
12.4
18.4
11.9 Min
(12.992)
(0.059)
(0.512 ± 0.008)
(0.795)
+2.0, -0.0
(0.724)
(0.469)
(0.488
15.4 Max
+0.078, -0.0)
(0.606)
TANTALUM, CERAMIC AND
ALUMINUM CHIP CAPACITORS
Packaging Information
Figure 2:
Tape Leader
& Trailer
Dimensions
(Metric
Dimensions
Will Govern)
400mm (15.75) Min.
20°
95



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com