công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP38501TS-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP38501TS-ADJ/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP38501/3-ADJ, LP38501A/3A-ADJ 3A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LP38501TS-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP38501TS-ADJ/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
LP38501-ADJ, LP38503-ADJ
www.ti.com
SNVS522H – AUGUST 2007 – REVISED APRIL 2013
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Unless otherwise specified: TJ = 25°C, VIN = 2.7V, VEN = VIN, CIN = 10 µF, COUT = 10 µF, IOUT = 10 mA, VOUT = 1.8V
Noise Density
Noise Density
Figure 1.
Figure 2.
IGND
IGND(OFF)
vs
vs
Load Current
Temperature
Figure 3.
Figure 4.
VADJ
Dropout Voltage
vs
vs
Temperature
Load Current
Figure 5.
Figure 6.
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LP38501-ADJ LP38503-ADJ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com