| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LOR976 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LOR976 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 14 page ![]() 2006-01-20 4 LS R976, LO R976, LY R976 Kennwerte Characteristics ( T A = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit LS LO LY Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission I F = 20 mA λ peak 645 610 591 nm Dominantwellenlänge 5) Seite 14 Dominant wavelength 5) page 14 I F = 20 mA λ dom 633 ± 6 606 ± 6 588* ± 8 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % I rel max (typ.) Spectral bandwidth at 50 % I rel max I F = 20 mA ∆λ 16 16 15 nm Abstrahlwinkel bei 50 % I V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I V 2 ϕ 160 160 160 Grad deg. Durchlassspannung 6) Seite 14 (typ.) Forward voltage 6) page 14 (max.) I F = 20 mA V F V F 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 V V Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) V R = 12 V I R I R 0.01 100 0.01 100 0.01 100 µA µA Temperaturkoeffizient von λ peak (typ.) Temperature coefficient of λ peak I F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCλpeak 0.14 0.13 0.13 nm/K Temperaturkoeffizient von λ dom (typ.) Temperature coefficient of λ dom I F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCλdom 0.05 0.07 0.10 nm/K Temperaturkoeffizient von V F (typ.) Temperature coefficient of V F I F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TC V – 2.0 – 1.7 – 2.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency I F = 20 mA η opt 7 11 11 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 |