| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LSR976 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSR976 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 14 page ![]() LS R976, LO R976, LY R976 2006-01-20 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 14 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 14 Gruppe Group gelb yellow Einheit Unit min. max. 3 580 584 nm 4 584 588 nm 5 588 592 nm 6 592 596 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 14 Luminous Intensity 1) page 14 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 14 Luminous Flux 2) page 14 Φ V (mlm) N P Q R S 28 ... 45 45 ... 71 71 ... 112 112 ... 180 180 ... 280 115 (typ.) 200 (typ.) 290 (typ.) 470 (typ.) 735 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese bestehen aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: Q-4 Example: Q-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge (gelb) Wavelength (yellow) Q 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |