công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MD165C08D2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu APT Semiconductor Co.,Ltd

tên linh kiện MD165C08D2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Rectifier Diode Modules
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APTSEMI [Jiangsu APT Semiconductor Co.,Ltd]
Trang chủ  http://en.apt-semi.com/
Logo APTSEMI - Jiangsu APT Semiconductor Co.,Ltd

MD165C08D2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu APT Semiconductor Co.,Ltd

  MD165C08D2 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu APT Semiconductor Co.,Ltd MD165C08D2 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu APT Semiconductor Co.,Ltd MD165C08D2 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu APT Semiconductor Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MD165C18D2
Document Number: S-M0006
www.apt-semi.com
Rev.1.0, May.31, 2013
2
Performance Curves
Fig3. Transient thermal impedance
Fig4. Max Non-Repetitive Forward Surge
Current
Zth(j-C)
0.001
0.01
0.1
1.0
10
S 100
1
10
cycles 100
50HZ
Fig1. Power dissipation
Fig2.Forward Current Derating Curve
0 ID
120
A 240
300
W
150
Pvtot
0
0 Tc
50
100
℃
150
DC
sin.180
rec.120
rec.60
rec.30
DC
sin.180
rec.120
rec.60
rec.30
Fig5. Forward Characteristics
0
VF
0.5
1.0
1.5
V 2.0
25℃
- - -125℃
0.3
℃
/ W
0.15
0
8000
A
4000
0
250
A
200
150
100
50
ID
0
400
A
300
200
100
IF
0
typ.
max.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com