| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP470GS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP470GS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices |
|
8 / 16 page ![]() REV. B OP470 –8– FREQUENCY – Hz 28 1k 24 20 16 12 8 10k 100k 1M 10M 4 0 TA = 25 C VS = 15V THD = 1% TPC 19. Maximum Output Swing vs. Frequency FREQUENCY – Hz 360 100 300 240 180 120 60 0 1k 10k 100k 1M 10M 100M TA = 25 C VS = 15V AV = 100 AV = 1 TPC 22. Output Impedance vs. Frequency FREQUENCY – Hz 1 10 0.1 0.01 0.001 100 1k 10k TA = 25 C VS = 15V VO = 10V p-p RL = 2k AV = 1 AV = –10 TPC 25. Total Harmonic Distortion vs. Frequency LOAD RESISTANCE – 20 100 1k 10k 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 TA = 25 C VS = 15V POSITIVE SWING NEGATIVE SWING TPC 20. Maximum Output Voltage vs. Load Resistance TEMPERATURE – C 4.0 –75 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 VS = 15V –SR +SR TPC 23. Slew Rate vs. Temperature 10 0% 100 90 TA = 25 C VS = 15V AV = 1 5V 20µs TPC 26. Large-Signal Transient Response CAPACITIVE LOAD – pF 100 0 TA = 25 C VS = 15V VIN = 100mV AV = 1 80 60 40 20 0 200 400 600 800 1000 TPC 21. Small-Signal Overshoot vs. Capacitive Load FREQUENCY – Hz 170 10 150 130 110 90 70 50 100 1k 10k 100k 1M 10M TA = 25 C VS = 15V VO = 20V p-p TO 10kHz 160 140 120 100 80 60 TPC 24. Channel Separation vs. Frequency 10 0% 100 90 TA = 25 C VS = 15V AV = 1 50mV 0.2µs TPC 27. Small-Signal Transient Response |